công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO6440F bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ISO6440F
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ISO6440F bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Texas Instruments

Back Button ISO6440F Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments ISO6440F Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments ISO6440F Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments ISO6440F Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments ISO6440F Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments ISO6440F Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments ISO6440F Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments ISO6440F Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments ISO6440F Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 56 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
R0.05 TYP
R0.05 TYP
16X (1.65)
16X (0.6)
14X (1.27)
(9.75)
16X (2)
16X (0.6)
14X (1.27)
(9.3)
4221009/B 07/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0016B
SOIC
NOTES: (continued)
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SYMM
SYMM
1
8
9
16
HV / ISOLATION OPTION
8.1 mm CLEARANCE/CREEPAGE
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:4X
SYMM
SYMM
1
8
9
16
IPC-7351 NOMINAL
7.3 mm CLEARANCE/CREEPAGE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com