công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R8151X112B bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện R8151X112B
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 mA 36 V Input LDO Regulator for Automotive Applications
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.

R8151X112B bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

Back Button R8151X112B Datasheet HTML 16Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151X112B Datasheet HTML 17Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151X112B Datasheet HTML 18Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151X112B Datasheet HTML 19Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151X112B Datasheet HTML 20Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151X112B Datasheet HTML 21Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151X112B Datasheet HTML 22Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151X112B Datasheet HTML 23Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R8151X112B Datasheet HTML 24Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
R8151x
NO. EC-223-220825
21
R8151x120B
5) Supply Current vs. Input Voltage (Ta=25
C)
R8151x025B
R8151x050B
R8151x120B
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
-50 -25
0
25
50
75
100 125
Temperature Topt [°C]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
010
20
30
40
Input Voltage VIN [V]
110°C
25°C
-40°C
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
102030
40
Input Voltage VIN [V]
110°C
25°C
-40°C
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
102030
40
Input Voltage VIN [V]
110°C
25°C
-40°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com