công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFS4710PBF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFS4710PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET짰 Power MOSFET
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFS4710PBF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - International Rectifier

  IRFS4710PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFS4710PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFS4710PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFS4710PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFS4710PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFS4710PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFS4710PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFS4710PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFS4710PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
Notes
 through ‡ are on page 11
www.irf.com
1
04/22/04
IRFB4710PbF
IRFS4710PbF
IRFSL4710PbF
HEXFET® Power MOSFET
VDSS
RDS(on) max
ID
100V
0.014
Ω
75A
PD- 95146
D2Pak
IRFS4710
TO-220AB
IRFB4710
TO-262
IRFSL4710
Parameter
Max.
Units
ID @ TC = 25°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
75
ID @ TC = 100°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
53
A
IDM
Pulsed Drain Current

300
PD @TA = 25°C
Power Dissipation
‡
3.8
W
PD @TC = 25°C
Power Dissipation
200
Linear Derating Factor
1.4
W/°C
VGS
Gate-to-Source Voltage
± 20
V
dv/dt
Peak Diode Recovery dv/dt
ƒ
8.2
V/ns
TJ
Operating Junction and
-55 to + 175
TSTG
Storage Temperature Range
Soldering Temperature, for 10 seconds
300 (1.6mm from case )
°C
Mounting torqe, 6-32 or M3 screw
†
10 lbf•in (1.1N•m)
Absolute Maximum Ratings
l High frequency DC-DC converters
l Motor Control
l Uninterrutible Power Supplies
l Lead-Free
Benefits
Applications
l Low Gate-to-Drain Charge to Reduce
Switching Losses
l Fully Characterized Capacitance Including
Effective COSS to Simplify Design, (See
App. Note AN1001)
l Fully Characterized Avalanche Voltage
and Current
Thermal Resistance
Parameter
Typ.
Max.
Units
RθJC
Junction-to-Case
–––
0.74
RθCS
Case-to-Sink, Flat, Greased Surface
†
0.50
–––
°C/W
RθJA
Junction-to-Ambient
†
–––
62
RθJA
Junction-to-Ambient
‡
–––
40


Số phần tương tự - IRFS4710PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFS4710 IRF-IRFS4710 Datasheet
245Kb / 11P
Power MOSFET(Vdss=100v, Rds(on)max=0.014ohm, Id=75A)
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFS4710 ISC-IRFS4710 Datasheet
189Kb / 2P
Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - IRFS4710PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
HEXFET짰 Power MOSFET
IRF9510PBF IRF-IRF9510PBF Datasheet
1Mb / 8P
HEXFET짰 Power MOSFET
IRF820PBF IRF-IRF820PBF Datasheet
3Mb / 7P
HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com