công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG91-7021-86-1012-R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Solid State Supplies.

tên linh kiện DG91-7021-86-1012-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micro ISO 280 Automotive Relays
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DURAKOOL [Solid State Supplies.]
Trang chủ  https://www.durakool.com/
Logo DURAKOOL - Solid State Supplies.

DG91-7021-86-1012-R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Solid State Supplies.

  DG91-7021-86-1012-R Datasheet HTML 1Page - Solid State Supplies. DG91-7021-86-1012-R Datasheet HTML 2Page - Solid State Supplies.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DG91 Series
Micro ISO 280 Automotive Relays
2
Specifications are subject to change without notice. E&OE.
See website for contact details: www.durakool.com
DG91 112123JHM
Dimensions
Fig. 2
Circuit Diagram
Fig. 1
DC Coil Data (standard)
Table 1
Coil code
Nominal voltage
(VDC)
Must operate
voltage max.
(VDC@ 23°C)
Max.
allowable voltage
(VDC)
Must release
voltage min.
(VDC)
Coil resistance
Ω ±10%
(at 30°C)
Coil power
consumption
(W)
1012
12
7.2
15.6
1.2
111
1.3
1024
24
14.4
31.2
2.4
443
1.3
DC Coil Data (sensitive)
S012
12
7.2
15.6
1.2
160
0.9
S024
24
14.4
31.2
2.4
640
0.9
Bottom view
SPST-NO
SPDT
30
86
85
87
87a
30
86
85
87
87a
30
86
85
87
30
86
85
87
30
86
85
87
87a
30
86
85
87
+
+
Standard
Resistor
Diode
Standard
Resistor
Diode
Bottom view
Dimensions mm / inch



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com