công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7344/V2T3-ASVA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện 7344/V2T3-ASVA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specially designed for applications
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

7344/V2T3-ASVA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  7344/V2T3-ASVA Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7344/V2T3-ASVA Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7344/V2T3-ASVA Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7344/V2T3-ASVA Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7344/V2T3-ASVA Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 7344/V2T3-ASVA Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Technical Data Sheet
7344/V2T3-ASVA
Everlight Electronics Co., Ltd.
http\\:www.everlight.com
Rev 1
Page: 3 of 6
Device Number : DLE-734-082
Prepared date: 08-03-2005
Prepared by: Flourix Chen
Electro-Optical Characteristics (Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
Radiometric Intensity
IV
5650
7150
----
mcd
Viewing Angle
2θ1/2
----
30
----
deg
Peak Wavelength
λp
----
502
----
Dominant Wavelength
λd
----
505
----
Spectrum Half width
Δλ
----
35
----
nm
Forward Voltage
VF
----
3.2
3.6
V
IF=20mA
Reverse Current
IR
----
----
50
uA
VR=5V
Zener Reverse Voltage
Vz
5.2
----
----
V
Iz=5mA
Rank Combination (IF=20mA)
Rank
S
T
U
V
Luminous Intensity
5650~7150
7150~9000
9000~11250
11250~14250
*Measurement Uncertainty of Luminous Intensity: ±15%
Unit: :mcd
Rank
A
Forward Voltage
2.8~3.0
3.0~3.2
3.2~3.4
3.4~3.6
*Measurement Uncertainty of Forward Voltage: ±0.1V
Unit:V
Rank
2
3
4
Dominant Wavelength
498~503
503~508
508~513
*Measurement Uncertainty of
Dominant Wavelength ±1.0nm
Unit:nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com