công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP120P03T bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP120P03T
Giải thích chi tiết về linh kiện  -30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP120P03T bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP120P03T Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P03T Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P03T Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P03T Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P03T Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P03T Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P03T Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P03T Datasheet HTML 8Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
AP120P03PIT
-30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP120P03P/T RVE1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP120P03P/T uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 4.5V. This
device is suitable for use as a Battery protection
or in other Switching application.
General Features
VDS = -30V ID =-120A
RDS(ON) <5.8mΩ @ VGS=-10V (Type:4.7mΩ)
Application
Lithium battery protection
Wireless impact
Mobile phone fast charging
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP120P03P
TO-220-3L
AP120P03P XXX YYYY
1000
AP120P03T
TO-263-3L
AP120P03T XXX YYYY
800
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
-30
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID@TC=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ -10V1
-120
A
ID@TC=100℃
Continuous Drain Current, VGS @ -10V1
-75
A
IDM
Pulsed Drain Current2
-360
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy3
210
mJ
IAS
Avalanche Current
-29
A
PD@TC=25℃
Total Power Dissipation4
150
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
RθJA
Thermal Resistance Junction-Ambient 1
62.5
℃
/W
RθJC
Thermal Resistance Junction-Case1
1.4
℃
/W


Số phần tương tự - AP120P03T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP120P03D APME-AP120P03D Datasheet
1Mb / 7P
-30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP120P03NF APME-AP120P03NF Datasheet
1Mb / 7P
-30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AP120P03T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P03X ZETEX-ZXM64P03X Datasheet
205Kb / 7P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4835 TSC-TSM4835 Datasheet
172Kb / 5P
30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P03X ZETEX-ZXM64P03X_05 Datasheet
331Kb / 7P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMP3A16N8 DIODES-ZXMP3A16N8 Datasheet
159Kb / 8P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
MAY 2007
logo
Pan Jit International I...
PJA87P03 PANJIT-PJA87P03 Datasheet
2Mb / 6P
30V P-Channel ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Formosa MS
FMS2303 FORMOSA-FMS2303 Datasheet
1Mb / 8P
30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTP452M3 CYSTEKEC-MTP452M3 Datasheet
285Kb / 8P
30V P-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP3068L DIODES-DMP3068L_15 Datasheet
348Kb / 6P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP32D4S DIODES-DMP32D4S_15 Datasheet
335Kb / 6P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
logo
TECH PUBLIC Electronics...
IRF7316 TECHPUBLIC-IRF7316 Datasheet
2Mb / 5P
-30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com