công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP120P02TLT1 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP120P02TLT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  -20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP120P02TLT1 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP120P02TLT1 Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P02TLT1 Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P02TLT1 Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P02TLT1 Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P02TLT1 Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P02TLT1 Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120P02TLT1 Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
AP120P02TLT1
-20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP120P02TLT1 REV1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP120P02TLT1 uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 2.5V. This
device is suitable for use as a Battery protection
or in other Switching application.
General Features
VDS = -20V ID =-120A
RDS(ON) < 5.2mΩ @ VGS=4.5V (Type:4.3mΩ)
Application
Battery protection
Load switch
Uninterruptible power supply
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP120P02TLT1
TOLLA-8L
AP120P02TLT1 XXX YYYY
800
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
-20
V
VGS
Gate-Source Voltage
±12
V
ID@TC=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ -4.5V1
-120
A
ID@TC=70℃
Continuous Drain Current, VGS @ -4.5V1
-60
A
IDM
Pulsed Drain Current2
-300
A
IAS
Avalanche Current
25
A
PD@TC=25℃
Total Power Dissipation3
30
W
PD@TC=70℃
Total Power Dissipation3
19
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
RθJA
Thermal Resistance Junction-Ambient 1
62.5
℃
/W
RθJC
Thermal Resistance Junction-Case1
1.1
℃
/W


Số phần tương tự - AP120P02TLT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP120P02D APME-AP120P02D Datasheet
593Kb / 7P
-20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - AP120P02TLT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZXM62P02E6 ZETEX-ZXM62P02E6 Datasheet
203Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXM64P02X ZETEX-ZXM64P02X Datasheet
205Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2301 TSC-TSM2301 Datasheet
169Kb / 5P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJA63P02 PANJIT-PJA63P02 Datasheet
204Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LP2301ALT1G LRC-LP2301ALT1G_15 Datasheet
1Mb / 5P
20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP21D0UT DIODES-DMP21D0UT_15 Datasheet
170Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP22D4UFA DIODES-DMP22D4UFA_15 Datasheet
159Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
Pan Jit International I...
PJA3415 PANJIT-PJA3415 Datasheet
227Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJA3415A PANJIT-PJA3415A Datasheet
298Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJS6415 PANJIT-PJS6415 Datasheet
297Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com