công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP120N08MP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP120N08MP
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP120N08MP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP120N08MP Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N08MP Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N08MP Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N08MP Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N08MP Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N08MP Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
AP120N08MP
80V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP120N08PIT RVE1.0
臺灣永源微電子科技有限公司
Package Mechanical Data-TO-247-SLK
Dim.
Min.
Max.
A
15.0
16. 0
B
20.0
21.0
C
41.0
42.0
D
5.0
6.0
E
4.0
5.0
F
2.5
3.5
G
1.75
2.5
H
3.0
3.5
I
8.0
10.0
J
4.9
5.1
K
1.9
2.1
L
3.5
4.0
M
4.75
5.25
N
2.0
3.0
O
0.55
0.75
P
Typ 5.08
Q
1.2
1.3



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com