công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP120N06P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP120N06P
Giải thích chi tiết về linh kiện  65V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP120N06P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP120N06P Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N06P Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N06P Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N06P Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N06P Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N06P Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N06P Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS AP120N06P Datasheet HTML 8Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
AP120N06PIT
65V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP120N06P/T RVE1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP120N06P/T uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 10V. This
device is suitable for use as a Battery protection
or in other Switching application.
General Features
VDS = 65V ID =125A
RDS(ON) < 5.6mΩ @ VGS=10V (
Type:4.8mΩ)
Application
Battery protection
Load switch
Uninterruptible power supply
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP120N06P
TO-220-3L
AP120N06P XXX YYYY
1000
AP120N06T
TO-263-3L
AP120N06T XXX YYYY
800
Absolute Maximum Ratings@Tj=25oC(unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDS
Drain source voltage
65
V
VGS
Gate source voltage
±25
V
ID
Continuous drain current1)
125
A
IDM
Pulsed drain current2)
492
A
IAS
Diode forward current
55
A
PD
Power dissipation
172
W
EAS
Single pulsed avalanche energy)
225
mJ
Tstg,Tj
Operation and storage temperature
-55 to 150
℃
RθJC
Thermal resistance, junction-case
1.4
℃
/W
RθJA
Thermal resistance, junction-ambient4)
62.5
℃/W


Số phần tương tự - AP120N06P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP120N06BD APME-AP120N06BD Datasheet
760Kb / 7P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP120N06D APME-AP120N06D Datasheet
1Mb / 7P
65V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP120N06MP APME-AP120N06MP Datasheet
1Mb / 7P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP120N06NF APME-AP120N06NF Datasheet
1Mb / 7P
65V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - AP120N06P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN1012 SYNC-POWER-SPN1012 Datasheet
198Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPN1423A SYNC-POWER-SPN1423A Datasheet
211Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Stanson Technology
ST2302M STANSON-ST2302M Datasheet
170Kb / 6P
N Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY80N07T HY-HY80N07T Datasheet
228Kb / 4P
65V / 80A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM070N07PQ56 TSC-TSM070N07PQ56 Datasheet
487Kb / 6P
65V N-Channel MOSFET
logo
PFC Device Inc.
PRM2R8N06N5 PFC-PRM2R8N06N5 Datasheet
858Kb / 8P
65V Single N-Channel MOSFET
PRM3R3N06CT PFC-PRM3R3N06CT Datasheet
898Kb / 8P
65V Single N-Channel MOSFET
PRM3R5N06D PFC-PRM3R5N06D Datasheet
875Kb / 8P
65V Single N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com