công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP100N25MP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP100N25MP
Giải thích chi tiết về linh kiện  250V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP100N25MP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP100N25MP Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP100N25MP Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP100N25MP Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP100N25MP Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP100N25MP Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP100N25MP Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP100N25MP Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
AP100N25MP
250V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP100N25MP RVE1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP100N25MP uses advanced Trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as Hight as 12V. This
device is suitable for use as a Battery protection
or in other Switching application.
General Features
VDS = 250V ID =100A
RDS(ON) < 33mΩ @ VGS=10V (Type:28mΩ)
Application
UPS
BLDC
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP100N25MP
TO-247-3L
AP100N25MP XXX YYYY
300
Absolute Maximum Ratings (TC=25
℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDSS
Drain-to-Source Voltage
250
V
ID@TA=25
℃
Continuous Drain Current VGS @ 10V
100
A
ID@TA=100
℃
Continuous Drain Current VGS @ 10V
750
A
IDM
Pulsed Drain Current (pulse width limited by TJM)
300
A
VGS
Gate-to-Source Voltage
±30
V
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
895
mJ
IAR a1
Avalanche Current
45
A
dv/dta2
Peak Diode Recovery dv/dt
5.0
V/ns
PD
Power Dissipation
360
W
TJ
,Tstg
Operating Junction and Storage Temperature Range
–55 to 150
℃
TL
Maximum Temperature for Soldering
300
℃
RθJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
0.45
℃/ W
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
60
℃/ W


Số phần tương tự - AP100N25MP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP100N20BF APME-AP100N20BF Datasheet
1Mb / 9P
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP100N20BFPT APME-AP100N20BFPT Datasheet
1Mb / 9P
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP100N20BP APME-AP100N20BP Datasheet
1Mb / 9P
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP100N20BT APME-AP100N20BT Datasheet
1Mb / 9P
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP100N20MP APME-AP100N20MP Datasheet
1Mb / 8P
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AP100N25MP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZVN4525E6 ZETEX-ZVN4525E6 Datasheet
426Kb / 8P
250V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZVN4525G ZETEX-ZVN4525G Datasheet
408Kb / 8P
250V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZVN4525Z ZETEX-ZVN4525Z Datasheet
431Kb / 8P
250V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KVN4525E6 KEXIN-KVN4525E6 Datasheet
56Kb / 2P
250V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZVN4525E6 DIODES-ZVN4525E6 Datasheet
437Kb / 8P
250V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
MARCH 2001
ZVN4525G DIODES-ZVN4525G Datasheet
419Kb / 8P
250V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
MARCH 2001
ZVN4525Z DIODES-ZVN4525Z Datasheet
443Kb / 8P
250V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
MARCH 2001
ZVN4525E6 DIODES-ZVN4525E6_15 Datasheet
1Mb / 7P
250V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZVN4525G DIODES-ZVN4525G_15 Datasheet
295Kb / 7P
250V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB1K8N25N3 CYSTEKEC-MTB1K8N25N3 Datasheet
651Kb / 9P
250V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com