công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMU01020B2DB7 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MMU01020B2DB7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Professional Thin Film MELF Resistors
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MMU01020B2DB7 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button MMU01020B2DB7 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MMU01020B2DB7 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MMU01020B2DB7 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix MMU01020B2DB7 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix MMU01020B2DB7 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix MMU01020B2DB7 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix MMU01020B2DB7 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix MMU01020B2DB7 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix MMU01020B2DB7 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
MMU 0102, MMA 0204, MMB 0207 - Professional
www.vishay.com
Vishay Beyschlag
Revision: 20-Jan-2026
8
Document Number: 28713
For technical questions, contact: melf@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
In accordance with IEC 60195
Current Noise Voltage Ratio
|Z|/
R for 49.9 Ω MELF resistors
RF - Behavior
0.01
0.1
1
100
1K
10K
100K
1M
10M
Resistance Value (Ω)
▬▬▬
MMB 0207
▬▬▬
MMA 0204
▬▬▬
MMU 0102
Axis Title
10
100
1000
10000
0.5
1.0
1.5
2.0
0.1
1
f - Frequency (GHz)
▬▬▬
MMB 0207
▬▬▬
MMA 0204
▬▬▬
MMU 0102
10
100
1000
10000
Axis Title



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com