| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
D820LP bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
D820LP bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Intel Corporation |
|
13 / 17 page ![]() D820LP SPECIFICATION UPDATE 7 3.8.3.2 Optimization To speed operating system availability at boot time, limit the number of applications that load into the system tray or the task bar. NOTE The Intel® Rapid BIOS Boot technology is only available with BIOS revision VC82010A.86A.0032.P12 or later. |