công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP80N04BD bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP80N04BD
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP80N04BD bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP80N04BD Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP80N04BD Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP80N04BD Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP80N04BD Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP80N04BD Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP80N04BD Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP80N04BD Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
AP80N04BD
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP80N04BD REV1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP80N04BD uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 4.5V. This
device is suitable for use as a Battery protection
or in other Switching application.
General Features
VDS = 40V ID =80A
RDS(ON) < 8.0mΩ @ VGS=10V (Type:6.0mΩ)
Application
Wireless charging
Boost driver
Brushless motor
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP80N04BD
TO-252-3L
AP80N04BD XXX YYYY
5000
Absolute Maximum Ratings (TC=25
℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
40
V
VGS
Gate-Source Voltage
±
20
V
ID@TC=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
80
A
ID@TC=100℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
33
A
IDM
Pulsed Drain Current2
240
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy3
81
mJ
IAS
Avalanche Current
16
A
PD@TC=25℃
Total Power Dissipation4
33.7
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
RθJA
Thermal Resistance Junction-ambient (Steady State)1
62
℃
/W
RθJC
Thermal Resistance Junction-Case1
2.1
℃
/W


Số phần tương tự - AP80N04BD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP80N04DF APME-AP80N04DF Datasheet
1Mb / 7P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP80N04F APME-AP80N04F Datasheet
955Kb / 9P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP80N04NF APME-AP80N04NF Datasheet
1Mb / 7P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP80N04P APME-AP80N04P Datasheet
955Kb / 9P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP80N04P APME-AP80N04P Datasheet
1Mb / 8P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AP80N04BD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DMN4036LK3 DIODES-DMN4036LK3 Datasheet
672Kb / 8P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMN4036LK3 DIODES-DMN4036LK3_10 Datasheet
651Kb / 8P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DS32122 Rev. 2 - 2
ZXMN4A06G DIODES-ZXMN4A06G Datasheet
174Kb / 7P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
MAY 2002
ZXMN4A06K DIODES-ZXMN4A06K Datasheet
570Kb / 8P
40V N-channel enhancement mode MOSFET
MARCH 2006
ZXMN4A06G DIODES-ZXMN4A06G_15 Datasheet
676Kb / 7P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
ZXMN4A06GQ DIODES-ZXMN4A06GQ Datasheet
382Kb / 6P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMT4002LPS DIODES-DMT4002LPS Datasheet
405Kb / 7P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW25N04S YFWDIODE-YFW25N04S Datasheet
1Mb / 5P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW80N04AD-L YFWDIODE-YFW80N04AD-L Datasheet
1Mb / 5P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW80N04AD YFWDIODE-YFW80N04AD Datasheet
1Mb / 5P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com