công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP60N06F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP60N06F
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP60N06F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP60N06F Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP60N06F Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP60N06F Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP60N06F Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP60N06F Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP60N06F Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP60N06F Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
AP60N06F
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP60N06F RVE1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP60N06F uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 4.5V. This
device is suitable for use as a Battery protection
or in other Switching application.
General Features
VDS = 60V ID =60A
RDS(ON) < 15mΩ @ VGS=10V (Type:11mΩ)
Application
Battery protection
Load switch
Uninterruptible power supply
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP60N06F
TO-220F-3L
AP60N06F XXXX YYYY
1000
Absolute Maximum Ratings (TC=25
℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
60
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID@TC=25
℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
60
A
ID@TC=100
℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
35
A
IDM
Pulsed Drain Current2
180
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy3
39.2
mJ
IAS
Avalanche Current
38
A
PD@TC=25
℃
Total Power Dissipation4
45
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
RθJA
Thermal Resistance Junction-Ambient 1
62.5
℃/W
RθJC
Thermal Resistance Junction-Case1
2.8
℃/W


Số phần tương tự - AP60N06F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP60N06DF APME-AP60N06DF Datasheet
1Mb / 7P
65V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.1
AP60N06NF APME-AP60N06NF Datasheet
841Kb / 7P
65V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - AP60N06F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN6A07F ZETEX-ZXMN6A07F Datasheet
1Mb / 7P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN6A08E6 ZETEX-ZXMN6A08E6 Datasheet
850Kb / 7P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N7002 TSC-TSM2N7002 Datasheet
129Kb / 3P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJP6000 PANJIT-PJP6000 Datasheet
127Kb / 4P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
2N7002DW PANJIT-2N7002DW_1 Datasheet
164Kb / 5P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
2N7002FN3 PANJIT-2N7002FN3 Datasheet
96Kb / 3P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMN6A08E6 DIODES-ZXMN6A08E6 Datasheet
657Kb / 8P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 5
DMN6040SVT-7 DIODES-DMN6040SVT-7 Datasheet
205Kb / 7P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 10
logo
Pan Jit International I...
2N7002DW PANJIT-2N7002DW_14 Datasheet
155Kb / 5P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
2N7002W PANJIT-2N7002W_14 Datasheet
159Kb / 6P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com