công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPDWLZ5V0HT-HF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CPDWLZ5V0HT-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ESD Protection Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CPDWLZ5V0HT-HF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comchip Technology

  CPDWLZ5V0HT-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CPDWLZ5V0HT-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CPDWLZ5V0HT-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CPDWLZ5V0HT-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Comchip Technology CO., LTD.
Page 2
REV:A
Typical Rating and Characteristic Curves (CPDWLZ5V0HT-HF)
Mounting on glass epoxy PCBs
0
25
50
75
100
125
0
20
40
60
80
100
120
Fig.2 - Power Rating Derating Curve
Ambient Temperature, (°C)
Fig.1 - 8/20µs Peak Pulse Current
Waveform Acc. IEC 61000-4-5
0
10
15
20
25
30
5
Time, (µs)
td= t Ipp/2
e-t
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Test Waveform
parameters
tf=8µs
td=20µs
Ta=25°C
Peak Value Ipp
150
SMD ESD Protection Diode
QW-G7211
1
16
0
Fig.3 - Typical Clamping Voltage vs.
Peak Pulse Current
Peak Pulse Current, (A)
4
8
4
6
10
0
5
Fig.4 - Typical Capacitance Between
Terminals Characteristics
Reverse Voltage, (V)
2
10
20
30
40
1
4
0
2
3
f=1MHz
TA=25°C
13
7
10
19
22
Fig.6 - TLP- Negative Pulse
TLP Voltage, (V)
0
-20
-15
-6
-5
-10
0
-10
-2
-4
Fig.5 - TLP- Positive Pulse
TLP Voltage, (V)
0
0
20
2
5
10
15
10
4
6
8
-8



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com