công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPDW45VMUHT-HF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CPDW45VMUHT-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ESD Protection Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CPDW45VMUHT-HF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  CPDW45VMUHT-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CPDW45VMUHT-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CPDW45VMUHT-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CPDW45VMUHT-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SMD ESD Protection Diode
Comchip Technology CO., LTD.
Page 3
QW-JP135
REV:A
Trailer
Device
Leader
400mm (min)
160mm (min)
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
End
Start
Direction of Feed
Reel Taping Specification
D
D1
D2
W1
Index hole
A
B
C
d
E
F
P0
P1
P
W
SOD-123FL
(mm)
(inch)
SYMBOL
A
B
C
d
D
D1
D2
1.55 ± 0.05
178.00 ± 1.00
50.00 Min
13.00 ± 0.20
1.75 ± 0.10
0.061 ± 0.002 7.008 ± 0.039
1.969 Min
0.512 ± 0.008
0.069 ± 0.004
(mm)
(inch)
E
SYMBOL
F
P0
P1
P
W
W1
3.50 ± 0.05
4.00 ± 0.10
2.00 ± 0.05
8.00 ± 0.10
0.138 ± 0.002
0.157 ± 0.004 0.079 ± 0.002 0.315 ± 0.004
11.40 Max
0.449 Max
4.00 ± 0.10
0.157 ± 0.004
SOD-123FL
1.85 ± 0.10
0.073 ± 0.004
3.94 ± 0.10
0.155 ± 0.004
1.57 ± 0.10
0.062 ± 0.004



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com