công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPDW3V3-HF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CPDW3V3-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ESD Protection Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CPDW3V3-HF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comchip Technology

  CPDW3V3-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CPDW3V3-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CPDW3V3-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CPDW3V3-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Typical Rating and Characteristic Curves (CPDW3V3-HF)
SMD ESD Protection Diode
Comchip Technology CO., LTD.
Page 2
Fig.1 - 8/20µs Waveform per IEC 61000-4-5
Time, (µs)
0
20
0
10
50
90
100
T2
T
T1
Front time:T1=1.25xT=8µs
Time to half-value::T2=20µs
Fig.2 - Contact Discharge Current Waveform
per IEC 61000-4-2
Time, (ns)
30ns
60ns
t
10
90
100
Tr =0.7~1ns
Fig.3 - Voltage vs Capacitance
Voltage, (V)
0
0
1
5
2
4
20
10
40
30
3
VR=0V
f=1MHz
Fig.4 - Clamping Voltage vs
Peak Pulse Current
Peak Pulse Current, (A)
0
2
6
14
4
8
12
0
8
16
30
10
4
12
20
6
14
2
10
18
24
22
28
26
tp=8/20µs
QW-JP100
REV:A



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com