công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPDW36VMUHT-HF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CPDW36VMUHT-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ESD Protection Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CPDW36VMUHT-HF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Comchip Technology

  CPDW36VMUHT-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CPDW36VMUHT-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CPDW36VMUHT-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CPDW36VMUHT-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CPDW36VMUHT-HF
Comchip Technology CO., LTD.
RoHS Device
Halogen Free
Features
- Uni-directional ESD protection.
SMD ESD Protection Diode
- Low leakage current.
- Low clamping voltage.
Circuit Diagram
QW-JP134
Page 1
REV:A
Maximum Rating (at TA=25°C unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
Conditions
Peak pulse power
PPP
W
1240
Operating temperature range
TJ
°C
Storage temperature range
TSTG
°C
kV
IEC 61000-4-2(air)
IEC 61000-4-2(contact)
ESD capability
-55 to +150
Peak pulse current
IPP
A
TP = 8/20µs
20
TP = 8/20µs
±30
ESD
-55 to +150
- IEC 61000-4-2 (ESD) ±30kV (air/contact)
IEC 61000-4-4 (EFT) 80A (5/50ns)
IEC 61000-4-5 (Lightning) 20A (8/20µs)
Dimensions in inches and (millimeter)
SOD-123FL
0.033(0.85)
0.014(0.35)
0.010(0.25)
0.002(0.05)
0.051(1.30)
0.037(0.95)
0.047(1.20)
0.028(0.70)
0.114(2.90)
0.102(2.60)
0.154(3.90)
0.138(3.50)
0.075(1.90)
0.063(1.60)
Mechanical data
- Case: SOD-123FL package, molded plastic.
- Mounting position: Any.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750,
method 2026.
Forward voltage
Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)
Symbol
Typ
Parameter
Min
Max
Unit
Conditions
Breakdown voltage
VBR
V
IT = 1mA
Reverse leakage current
IR
µA
VRWM = 36V
Clamping voltage
VC
V
IPP = 20A, TP = 8/20µs
V
Working peak reverse voltage
VRWM
Junction capacitance
CJ
pF
VR = 0V, f = 1MHz
36
40
47
161
TLP = 16A, TP = 100ns
VC
60
49
1
Clamping voltage
VC
IPP = 5A, TP = 8/20µs
V
IF = 15mA
VF
0.6
V
1.2
62
49
44.2


Số phần tương tự - CPDW36VMUHT-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CPDW30VMUHT-HF COMCHIP-CPDW30VMUHT-HF Datasheet
520Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
REV:A
CPDW3V3-HF COMCHIP-CPDW3V3-HF Datasheet
469Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
REV:A
More results

Mô tả tương tự - CPDW36VMUHT-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CPDERT5V0U-HF COMCHIP-CPDERT5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDF24V0U-HF COMCHIP-CPDF24V0U-HF Datasheet
98Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDFR COMCHIP-CPDFR Datasheet
92Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDT-5V0U-HF COMCHIP-CPDT-5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDTR035V0U-HF COMCHIP-CPDTR035V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDTR055V0C-HF COMCHIP-CPDTR055V0C-HF Datasheet
98Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDV5-5V0U COMCHIP-CPDV5-5V0U_12 Datasheet
96Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDQT3V3U-HF COMCHIP-CPDQT3V3U-HF Datasheet
559Kb / 3P
SMD ESD Protection Diode
CPDUR5V0C-HF COMCHIP-CPDUR5V0C-HF Datasheet
238Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDVR083V3U COMCHIP-CPDVR083V3U Datasheet
109Kb / 5P
SMD ESD Protection Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com