công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CC6207DN bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - CrossChip Microsystems Inc.

tên linh kiện CC6207DN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Omnipolar low-power Hall effect switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CROSSCHIP [CrossChip Microsystems Inc.]
Trang chủ  https://www.crosschipmicro.com/
Logo CROSSCHIP - CrossChip Microsystems Inc.

CC6207DN bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - CrossChip Microsystems Inc.

Back Button CC6207DN Datasheet HTML 5Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207DN Datasheet HTML 6Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207DN Datasheet HTML 7Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207DN Datasheet HTML 8Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207DN Datasheet HTML 9Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207DN Datasheet HTML 10Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207DN Datasheet HTML 11Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207DN Datasheet HTML 12Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207DN Datasheet HTML 13Page - CrossChip Microsystems Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 13 page
background image
12
crossMAG series
DS-CC6207-SC-rev1.4
Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2019
http://www.crosschipmicro.com
推荐的焊接条件
SOT23-3 焊接条件
1、回流焊温度曲线
2、回流焊温度设定
3、手工焊接条件
分布图特征
封装厚度<2.5mm,并且封装体积<350mm3
平均倾斜上升率
(TL to Tp)
最大 3°C/秒
预热
-最小温度(Tsmin)
-最大温度(Tsmax)
-时间(最小-最大)(ts)
100°C
150°C
60-120 秒
Tsmax-TL 倾斜上升率
保持以上时间
-温度(TL)
-时间(tL)
183°C
60-150 秒
峰值温度(Tp)
260 +0/-5°C
实际峰值温度 5°C 内的时间(tp)
20-40 秒
倾斜下降率
最大 6°C/秒
25°C 到峰值温度的时间
最大 6 分钟
手工焊接条件
260°C/10 秒



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com