công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CC6207ST bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - CrossChip Microsystems Inc.

tên linh kiện CC6207ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  Omnipolar low-power Hall effect switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CROSSCHIP [CrossChip Microsystems Inc.]
Trang chủ  https://www.crosschipmicro.com/
Logo CROSSCHIP - CrossChip Microsystems Inc.

CC6207ST bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - CrossChip Microsystems Inc.

  CC6207ST Datasheet HTML 1Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207ST Datasheet HTML 2Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207ST Datasheet HTML 3Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207ST Datasheet HTML 4Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207ST Datasheet HTML 5Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207ST Datasheet HTML 6Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207ST Datasheet HTML 7Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207ST Datasheet HTML 8Page - CrossChip Microsystems Inc. CC6207ST Datasheet HTML 9Page - CrossChip Microsystems Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
3
crossMAG series
DS-CC6207-SC-rev1.4
Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2019
http://www.crosschipmicro.com
极限参数
参数
符号
数值
单位
电源电压
VDD
-0.3~5.5
V
磁场强度
B
无限制
Gs
工作环境温度
Ta
-40~125
°C
存储环境温度
TS
-50~160
°C
ESD (HBM)
6000
V
湿敏等级
MSL3
注意: 应用时不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。
电气参数 (若无特别指明,V
DD=3.5V @ Ta=25°C)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VDD
-
2
5
5.5
V
输出高电平
VOH
IOUT(SOURCE)=0.5mA
VDD-0.2
-
-
输出低电平
VOL
IOUT(SINK)=0.5mA
-
-
0.2
平均静态电流
IDD(AVG)
VOUT 引脚悬空
-
3
-
uA
开启状态电流
IDD(EN)
-
0.7
-
mA
关断状态电流
IDD(DIS)
-
1.6
-
uA
输出拉电流
IOUT(SOURCE)
-
-
0.5
mA
输出灌电流
IOUT(SINK)
-
-
0.5
mA
启动时间
TAWAKE
-
50
100
us
扫描周期
TPERIOD
-
22
-
ms
占空比
D.C.
-
0.2%
-
磁参数 (磁场以南极施加于芯片丝印面为正)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
南极工作点
BOPS
VDD=3.5V @ Ta=25°C
10
20
30
Gs
南极释放点
BRPS
VDD=3.5V @ Ta=25°C
5
15
25
Gs
北极工作点
BOPN
VDD=3.5V @ Ta=25°C
-30
-20
-10
Gs
北极释放点
BRPN
VDD=3.5V @ Ta=25°C
-25
-15
-5
Gs
迟滞
BHYS
VDD=3.5V @ Ta=25°C
2
5
8
Gs
典型应用电路
VDD
VOUT
6207
GND
0.1uF
2.0V~5.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com