| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LF45CP bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LF45CP bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 34 page ![]() LF00 SERIES 30/34 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.70 0.017 0.027 F 0.75 1 0.030 0.039 F1 1.15 1.50 0.045 0.059 F2 1.15 1.50 0.045 0.059 G 4.95 5.2 0.194 0.204 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10.0 10.40 0.393 0.409 L2 16 0.630 L3 28.6 30.6 1.126 1.204 L4 9.8 10.6 0.385 0.417 L6 15.9 16.4 0.626 0.645 L7 9 9.3 0.354 0.366 DIA. 3 3.2 0.118 0.126 TO-220FP MECHANICAL DATA L2 L6 ¯ L3 12 3 L7 L4 7012510/F |