| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MADRCC0004 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tyco Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MADRCC0004 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tyco Electronics |
|
2 / 3 page ![]() ! " " " # ! " ! # $ ! ! % &" ! ! ! ! ' !' # $ ( )*+,( ! !' - # ! . ! / ! ' # ! 0 $ $ 0 ! # 1# $ ! + ! - # ! '$ ! % &" ! ! ! ! ' !' # $ ( )*+,( " $! - #* ! . ! / ! !' ! !' &# ! 1# ( " ! $ ! " / ! 2!' ! !' # ! 1 / - / + ! # $ ! - $ ! '$ ! - . , ! ! / ' ! . / - " !' # $ ! - ' % % . & & ! 5! ' + $ ! - " ' G2&%H ! ! / ' /1 1 . # 2&% ! "! I$ " $ / $ " ! " ! !' " - * * "' +J )J AJ 22 :B% :B% 22 %& " ' * ) *& + 53 5!#$ 35:3 ' :$ ! 35:3 5!#$ ' E * 54 5!#$ 4,F ' :$ ! 4,F 5!#$ ' * E ,3 ,$ #$ 35:3 ' 5,3 K * ) 22 K ( * E * ,4 ,$ #$ 4,F ' 5,4 K ) 22 K ( E E 22 D 55B 5!#$ +$ ! 5B K ++ :B% 22 K ( ! L) * 5++ ?$ ! &$## 1 +$ ! ++ K ( 22 K ( ! 5B K ++ :B% L) E E 5++ ) ! &$## 1 +$ ! 0# 4 5!#$ # ! ++ K ( 5B K ++ * ) E E .340 .43 . # ' ! % 1 :$ ! * < + D < + !& E E 340 43 ,$ #$ ! ! :$ ! * < + D < + !& E E % 1 &6 0,$ #$ ) ,$ #$ A :$ ! * < + D < + !& E E B & & "!' F - " ! ! " "!' &$## $ / /1*# " L + # B C!$ !#$ $ / : $! %0 ! 1 . " ' + ! 23 4 " ' + ++ * D 22 * * ++ * 22 5B ++ D ,C 22 * & ' # $ * <+ D <+ ,# !' # $ * <+ D <+ 2 !' !1 ! / ! ! " 1 $ # ! ! ' " - ( )*+,( ! ! $ ! # ! ! " $ - - / 1 & ! +(,& 4 ! 0 "*$# $ ' '! ## # # $## 1 |