công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZT52C7V5. bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện BZT52C7V5.
Giải thích chi tiết về linh kiện  Diode Zener
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

BZT52C7V5. bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Multicomp Pro

  BZT52C7V5. Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro BZT52C7V5. Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
www.element14.com
www.farnell.com
www.newark.com
Page <1>
V1.0
26/08/14
Diode
Zener
Description
Symbol
Value
Unit
Forward Voltage Drop at IF 10mA
VF
0.9
V
Power Dissipation at 25°C
*PD
410
mW
Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single
Half Sine-Wave Superimposed on Rated Load
**IFSM
2
A
Operating Junction and Storage Temperature
Range
Tj
-55 to +150
°C
Absolute Maximum Ratings:
* Mounted on 5mm2 ( 0.13mm thick) land areas
** Measured on 8.3ms, single half sine-wave or equivalent square wave, duty cycle=4 pulses per minute maximum
Dimension
Minimum
Maximum
A
1.55
1.65
B
0.5
0.6
C
3.7
3.9
D
2.6
2.7
E
1.05
1.15
F
0.127
0.135
Package SOD - 123 FL
Dimensions : Millimetres


Số phần tương tự - BZT52C7V5.

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BZT52C7V5 DIODES-BZT52C7V5 Datasheet
73Kb / 3P
SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18004 Rev. 19 - 2
logo
Micro Commercial Compon...
BZT52C7V5 MCC-BZT52C7V5 Datasheet
407Kb / 4P
410 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
logo
Diotec Semiconductor
BZT52C7V5 DIOTEC-BZT52C7V5 Datasheet
55Kb / 2P
Surface mount Zener Diodes
logo
Diodes Incorporated
BZT52C7V5 DIODES-BZT52C7V5 Datasheet
79Kb / 3P
SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18004 Rev. 21 - 2
logo
Continental Device Indi...
BZT52C7V5 CDIL-BZT52C7V5 Datasheet
325Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - BZT52C7V5.

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
PTZ68B ROHM-PTZ68B Datasheet
773Kb / 5P
Zener diode
logo
AUK corp
SDZ5V6D AUK-SDZ5V6D Datasheet
33Kb / 3P
Zener Diode
logo
Diodes Incorporated
KDZ3.6B DIODES-KDZ3.6B Datasheet
128Kb / 5P
Zener diode
logo
Rohm
KDZ5.1B ROHM-KDZ5.1B Datasheet
134Kb / 5P
Zener diode
KDZ6.2B ROHM-KDZ6.2B Datasheet
134Kb / 5P
Zener diode
UMZ8.2N ROHM-UMZ8.2N_1 Datasheet
187Kb / 3P
Zener diode
logo
AUK corp
SDZ5V1 AUK-SDZ5V1 Datasheet
40Kb / 3P
Zener Diode
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
1 Watt Zener Diode Zener Diode
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com