công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF40CP bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LF40CP
Giải thích chi tiết về linh kiện  VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LF40CP bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics

Back Button LF40CP Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics LF40CP Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics LF40CP Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics LF40CP Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics LF40CP Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics LF40CP Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics LF40CP Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics LF40CP Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics LF40CP Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 34 page
background image
LF00 SERIES
30/34
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.017
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.50
0.045
0.059
F2
1.15
1.50
0.045
0.059
G
4.95
5.2
0.194
0.204
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16
0.630
L3
28.6
30.6
1.126
1.204
L4
9.8
10.6
0.385
0.417
L6
15.9
16.4
0.626
0.645
L7
9
9.3
0.354
0.366
DIA.
3
3.2
0.118
0.126
TO-220FP MECHANICAL DATA
L2
L6
¯
L3
12 3
L7
L4
7012510/F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34