công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP30P04D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP30P04D
Giải thích chi tiết về linh kiện  -40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP30P04D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP30P04D Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP30P04D Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP30P04D Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP30P04D Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP30P04D Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP30P04D Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP30P04D Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
AP30P04D
-40V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP30P04D REV1.0
永源微電子科技有限公司
Package Mechanical Data:TO-252-3L
Dimensions
Millimeters
Inches
Ref.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
A2
B
C
D
E
G
H
L
V1
V2
2.10
0
0.66
0.40
2.50
0.10
0.86
0.60
0.083
0
0.026
0.016
0.098
0.004
0.034
0.024
6.40
9.50
10.70
0.374
0.421
0.053
0.065
5.90
6.30
L2
0°
6°
0.232
0.248
6.80
0.252
0.268
4.47
4.67
0.176
0.184
1.09
1.21
0.043
0.048
7°
1.35
1.65
0°
6°
7°
B2
5.18
5.48
0.202
0.216
C2
0.44
0.58
0.017
0.023
D1
E1
5.30REF
4.63
0.182
0.209REF
B2
E
B
G
C2
DETAIL A
DETAIL A
A
C
V1
V1
E1
L2
TO-252
Reel Spectification-TO-252
D0
P0
P2
P1
T
t1
K0
A0
5°
A
A
A A
B
B
B B
Dimensions
Millimeters
Inches
Ref.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
W
E
F
D0
D1
P0
P1
P2
A0
B0
K0
T
t1
15.90
1.65
7.40
1.40
16.10
1.85
7.60
1.60
0.626
0.065
0.291
0.055
0.634
0.073
0.299
0.063
1.40
1.60
7.90
10.45
10.60
0.411
0.417
0.24
0.27
0.009
0.011
0.055
0.063
3.90
4.10
6.90
0.271
10P0
0.154
0.161
8.10
0.311
0.319
1.90
2.10
0.075
0.083
0.10
0.004
40.00
1.575
2.78
0.109
Φ13
20
16.00
1.75
7.50
1.50
1.50
4.00
8.00
2.00
10.50
0.630
0.069
0.295
0.059
0.059
0.157
0.315
0.079
0.413
6.85
7.00
2.68
2.88
0.270
0.276
0.105
0.113
39.80
40.20
1.567
1.583



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com