công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B82476A1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - EPCOS

tên linh kiện B82476A1
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMT power inductors
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B82476A1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - EPCOS

  B82476A1 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B82476A1 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B82476A1 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B82476A1 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B82476A1 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B82476A1 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B82476A1 Datasheet HTML 7Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4
06/12
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.
Technical data and measuring conditions
Characteristics and ordering codes
Rated inductance LR
Measured with LCR meter Agilent 4284A at frequency fL, 0.1 V, +20 °C
Rated temperature TR
+85 °C
Rated current IR
Max. permissible DC with temperature increase of
40 K at rated
temperature
Saturation current Isat
Max. permissible DC with inductance decrease L/L0 of approx. 10%
DC resistance Rmax
Measured at +20 °C
Solderability (lead-free)
Dip and look method Sn95.5Ag3.8Cu0.7: +(245 5) °C, (5 0.3) s
Wetting of soldering area
90%
(based on IEC 60068-2-58)
Resistance to soldering heat +260 °C, 40 s (as referenced in JEDEC J-STD 020D)
Climatic category
55/150/56 (to IEC 60068-1)
Storage conditions
Mounted: –55 °C … +150 °C
Packaged: –25 °C … +40 °C,
75% RH
Weight
Approx. 1.3 g
LR
H
Tolerance fL
MHz
IR
A
Isat
A
Rmax
Ordering code
1.0
20%
M 0.1
6.8
9.0
0.0080
B82476A1102M000
1.5
0.1
6.4
8.0
0.0090
B82476A1152M000
2.2
0.1
6.1
7.0
0.0105
B82476A1222M000
3.3
0.1
5.4
6.4
0.0135
B82476A1332M000
4.7
0.1
4.8
5.4
0.0165
B82476A1472M000
6.8
0.1
4.4
4.6
0.0210
B82476A1682M000
10
0.1
3.9
3.8
0.0270
B82476A1103M000
15
0.1
3.1
3.0
0.0400
B82476A1153M000
22
0.1
2.7
2.6
0.0500
B82476A1223M000
33
0.1
2.1
2.0
0.0880
B82476A1333M000
47
0.1
1.8
1.6
0.120
B82476A1473M000
68
0.1
1.5
1.4
0.160
B82476A1683M000
100
0.1
1.3
1.2
0.230
B82476A1104M000
150
0.1
1.0
1.0
0.330
B82476A1154M000
220
0.1
0.8
0.8
0.530
B82476A1224M000
330
0.1
0.6
0.6
0.810
B82476A1334M000
470
0.1
0.5
0.5
1.10
B82476A1474M000
680
0.1
0.4
0.4
1.60
B82476A1684M000
1000
0.1
0.3
0.3
2.15
B82476A1105M000
^
B82476A1
SMT power inductors
Size 12.95 x 9.4 x 5.08 (mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com