công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP28N50F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP28N50F
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP28N50F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP28N50F Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP28N50F Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP28N50F Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP28N50F Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP28N50F Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP28N50F Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP28N50F Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS AP28N50F Datasheet HTML 8Page - A POWER MICROELECTRONICS AP28N50F Datasheet HTML 9Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
AP28N50FIPIT
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP28N50F/P/T RVE1.1
永源微電子科技有限公司
Description
The AP28N50F/P/T is silicon N-channel Enhanced
VDMOSFETs, is obtained by the self-aligned planar Technology
which reduce the conduction loss, improve switching
performance and enhance the avalanche energy. The transistor
can be used in various power switching circuit for system
miniaturization and higher efficiency.
General Features
VDS = 500V ID =28A
RDS(ON) < 260mΩ @ VGS=10V (Type:195mΩ)
Application
Uninterruptible Power Supply(UPS)
Power Factor Correction (PFC)
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP28N50F
TO220F-3L
AP28N50F XXX YYYY
1000
AP28N50P
TO220-3L
AP28N50P XXX YYYY
1000
AP28N50T
TO263-3L
AP28N50T XXX YYYY
800
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Units
VDSS
Drain-Source Voltage
500
V
ID
Drain Current - Continuous
20
A
IDM
Drain Current - Pulsed
80*
A
VGSS
Gate-Source Voltage
± 30
V
EAS
Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2)
957
mJ
IAR
Avalanche Current (Note 1)
20
A
EAR
Repetitive Avalanche Energy (Note 1)
101
mJ
dv/dt
Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3)
5
V/ns
PD
Power Dissipation (TC = 25°C)
37.0
W/°C
Tj ,Tstg
Operating and Storage Temperature Range
-55 to +150
°C
RθJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
3.69
°C/W
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
44.2
°C/W


Số phần tương tự - AP28N50F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP28N50LP APME-AP28N50LP Datasheet
757Kb / 7P
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP28N50MP APME-AP28N50MP Datasheet
1Mb / 7P
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AP28N50F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJP13N50 PANJIT-PJP13N50 Datasheet
201Kb / 5P
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP830 PANJIT-PJP830 Datasheet
216Kb / 6P
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP840 PANJIT-PJP840 Datasheet
183Kb / 5P
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY5N50T HY-HY5N50T Datasheet
151Kb / 4P
500V / 5A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY8N50T HY-HY8N50T Datasheet
129Kb / 4P
500V / 8.0A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY13N50T HY-HY13N50T Datasheet
150Kb / 4P
500V / 13A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY18N50W HY-HY18N50W Datasheet
299Kb / 4P
500V / 18A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Jiangsu Donghai Semicon...
15N50 WXDH-15N50 Datasheet
1Mb / 12P
15A 500V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
830 WXDH-830 Datasheet
1Mb / 12P
5A 500V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
830WB WXDH-830WB Datasheet
1Mb / 12P
5A 500V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com