công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP8N04S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP8N04S
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP8N04S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP8N04S Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8N04S Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8N04S Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8N04S Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8N04S Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8N04S Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8N04S Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
AP8N04S
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP8N04S REV1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP8N04S uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 4.5V. This
device is suitable for use as a Battery protection
or in other Switching application.
General Features
VDS =40V ID =8A
RDS(ON) < 25mΩ@ VGS=10V (Type:18mΩ)
Application
Automative lighting
Load switch
Uninterruptible power supply
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP8N04S
SOP-8L
AP8N04S XXX YYYY
3000
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
40
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID@TA=25℃
Continuous Drain Current1
8
A
ID@TA=70℃
Continuous Drain Current1
5.5
A
IDM
Pulsed Drain Current2
48
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy3
12
mJ
IAS
Avalanche Current
7
A
PD@TA=25℃
Total Power Dissipation4
2.5
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
RθJA
Thermal Resistance Junction-ambient1
65
℃
/W


Số phần tương tự - AP8N04S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP8N04MI APME-AP8N04MI Datasheet
1Mb / 7P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AP8N04S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DMN4036LK3 DIODES-DMN4036LK3 Datasheet
672Kb / 8P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMN4036LK3 DIODES-DMN4036LK3_10 Datasheet
651Kb / 8P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DS32122 Rev. 2 - 2
ZXMN4A06G DIODES-ZXMN4A06G Datasheet
174Kb / 7P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
MAY 2002
ZXMN4A06K DIODES-ZXMN4A06K Datasheet
570Kb / 8P
40V N-channel enhancement mode MOSFET
MARCH 2006
ZXMN4A06G DIODES-ZXMN4A06G_15 Datasheet
676Kb / 7P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
ZXMN4A06GQ DIODES-ZXMN4A06GQ Datasheet
382Kb / 6P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMT4002LPS DIODES-DMT4002LPS Datasheet
405Kb / 7P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW25N04S YFWDIODE-YFW25N04S Datasheet
1Mb / 5P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW80N04AD-L YFWDIODE-YFW80N04AD-L Datasheet
1Mb / 5P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW80N04AD YFWDIODE-YFW80N04AD Datasheet
1Mb / 5P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com