công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP8G02BLI bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP8G02BLI
Giải thích chi tiết về linh kiện  8A 20V NP
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP8G02BLI bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP8G02BLI Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8G02BLI Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8G02BLI Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8G02BLI Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8G02BLI Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8G02BLI Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8G02BLI Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8G02BLI Datasheet HTML 8Page - A POWER MICROELECTRONICS AP8G02BLI Datasheet HTML 9Page - A POWER MICROELECTRONICS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
AP8G02BLI
20V N+P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP8G02BLI REV1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP8G02BLI uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 2.5V. This
device is suitable for use as a Battery protection
or in other Switching application.
General Features
VDS = 20V ID =8.5A
RDS(ON) < 28mΩ @ VGS=4.5V (Type:24mΩ)
VDS = -20V ID =-7.6A
RDS(ON) < 35mΩ @ VGS=-4.5V(Type:29mΩ)
Application
BLDC
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP8G02BLI
SOT23-6L
AP8G02BLI
3000
Absolute Maximum Ratings (TC=25
℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
N-Ch
P-Ch
Units
VDS
Drain-Source Voltage
20
-20
V
VGS
Gate-Source Voltage
±12
±12
V
ID@TA=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
8.5
-7.6
A
ID@TA=70℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
6.2
-5.3
A
IDM
Pulsed Drain Current2
28
-30
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy3
24
76
mJ
PD@TA=25℃
Total Power Dissipation4
1.5
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
RθJA
Thermal Resistance Junction-Ambient 1
125
℃
/W
RθJC
Thermal Resistance Junction-Case1
52
℃
/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com