công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP7N65D-B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP7N65D-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP7N65D-B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP7N65D-B Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N65D-B Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N65D-B Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N65D-B Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N65D-B Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N65D-B Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N65D-B Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N65D-B Datasheet HTML 8Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
AP7N65DIY-B
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N65D/Y-B REV1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP7N65D/Y is silicon N-channel Enhanced
VDMOSFETs, is obtained by the self-aligned planar Technology
which reduce the conduction loss, improve switching
performance and enhance the avalanche energy. The transistor
can be used in various power switching circuit for system
miniaturization and higher efficiency.
General Features
VDS = 650V ID =7A
RDS(ON) < 1.35Ω @ VGS=10V (Type:1.15Ω)
Application
Uninterruptible Power Supply(UPS)
Power Factor Correction (PFC)
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP7N65D-B
TO-252-3L
AP7N65D-B XXX YYYY
2500
AP7N65Y-B
TO-251-3L
AP7N65Y-B XXX YYYY
4000
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDSS
Drain-Source Voltage (VGS = 0V)
650
V
ID@TC=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
7.0
A
ID@TC=100℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
5.2
A
IDM
Pulsed Drain Current
(note1)
28
A
VGS
Gate-Source Voltage
±30
V
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
735
mJ
IAS
Avalanche Current
24
A
PD
Power Dissipation (TC = 25ºC)
32.9
W
TJ, Tstg
Operating Junction and Storage Temperature Range
-55~+150
ºC
RthJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
1.98
ºC/W
RthJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
62.5
ºC/W


Số phần tương tự - AP7N65D-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP7N65F-B APME-AP7N65F-B Datasheet
1Mb / 9P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP7N65F-C APME-AP7N65F-C Datasheet
966Kb / 7P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP7N65P-B APME-AP7N65P-B Datasheet
1Mb / 9P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP7N65T-B APME-AP7N65T-B Datasheet
1Mb / 9P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP7N65T2-B APME-AP7N65T2-B Datasheet
992Kb / 7P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - AP7N65D-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJP7N65 PANJIT-PJP7N65 Datasheet
204Kb / 5P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP10N65 PANJIT-PJP10N65 Datasheet
244Kb / 6P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP12N65 PANJIT-PJP12N65 Datasheet
232Kb / 6P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY2N65D HY-HY2N65D Datasheet
155Kb / 4P
650V / 2A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY2N65T HY-HY2N65T Datasheet
152Kb / 4P
650V / 2A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY4N65D HY-HY4N65D Datasheet
155Kb / 4P
650V / 4A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY8N65T HY-HY8N65T Datasheet
132Kb / 4P
650V / 8A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY10N65T HY-HY10N65T Datasheet
135Kb / 4P
650V / 10A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY12N65T HY-HY12N65T Datasheet
134Kb / 4P
650V/ 12A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMFB10N65 LEIDITECH-LMFB10N65 Datasheet
5Mb / 5P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com