công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP7N50D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP7N50D
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP7N50D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP7N50D Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N50D Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N50D Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N50D Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N50D Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N50D Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N50D Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
AP7N50D
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N50D RVE1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP7N50D is silicon N-channel Enhanced
VDMOSFETs, is obtained by the self-aligned planar Technology
which reduce the conduction loss, improve switching
performance and enhance the avalanche energy. The transistor
can be used in various power switching circuit for system
miniaturization and higher efficiency.
General Features
VDS = 500V ID =7A
RDS(ON) < 1.5Ω @ VGS=10V (Type:1.2Ω)
Application
Uninterruptible Power Supply(UPS)
Power Factor Correction (PFC)
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP7N50D
TO-252-3L
AP7N50D XXX YYYY
2500
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDSS
Drain-Source Voltage (VGS = 0V)
500
V
ID
Continuous Drain Current
7
A
IDM
Pulsed Drain Current
(note1)
28
A
VGS
Gate-Source Voltage
±30
V
EAS
Single Pulse Avalanche Energy (note2)
247
mJ
IAR
Avalanche Current (note1)
7
A
EAR
Repetitive Avalanche Energy note1)
18
mJ
PD
Power Dissipation (TC = 25ºC)
32.9
W
TJ, Tstg
Operating Junction and Storage Temperature Range
-55~+150
ºC
RthJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
3.8
ºC/W
RthJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
13.3
ºC/W


Số phần tương tự - AP7N50D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP7N100F APME-AP7N100F Datasheet
1Mb / 7P
1000V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N100P APME-AP7N100P Datasheet
1Mb / 7P
1000V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N100T APME-AP7N100T Datasheet
1Mb / 7P
1000V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N25D APME-AP7N25D Datasheet
1Mb / 7P
250V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N30D APME-AP7N30D Datasheet
983Kb / 7P
300V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - AP7N50D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJP13N50 PANJIT-PJP13N50 Datasheet
201Kb / 5P
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP830 PANJIT-PJP830 Datasheet
216Kb / 6P
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP840 PANJIT-PJP840 Datasheet
183Kb / 5P
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY5N50T HY-HY5N50T Datasheet
151Kb / 4P
500V / 5A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY8N50T HY-HY8N50T Datasheet
129Kb / 4P
500V / 8.0A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY13N50T HY-HY13N50T Datasheet
150Kb / 4P
500V / 13A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY18N50W HY-HY18N50W Datasheet
299Kb / 4P
500V / 18A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Jiangsu Donghai Semicon...
15N50 WXDH-15N50 Datasheet
1Mb / 12P
15A 500V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
830 WXDH-830 Datasheet
1Mb / 12P
5A 500V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
830WB WXDH-830WB Datasheet
1Mb / 12P
5A 500V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com