công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP7N30D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP7N30D
Giải thích chi tiết về linh kiện  300V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP7N30D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP7N30D Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N30D Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N30D Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N30D Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N30D Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N30D Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP7N30D Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
AP7N30D
300V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N30D REV1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP7N30D is silicon N-channel Enhanced
VDMOSFETs, is obtained by the self-aligned planar Technology
which reduce the conduction loss, improve switching
performance and enhance the avalanche energy. The transistor
can be used in various power switching circuit for system
miniaturization and higher efficiency.
General Features
VDS = 300V ID =7.0A
RDS(ON) < 1200mΩ @ VGS=10V (Type:900mΩ)
Application
Eliminate stroboscopic
Brush motor
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP7N30D
TO-252-3L
AP7N30D XXX YYYY
2500
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDSS
Drain-Source Voltage (VGS = 0V)
300
V
VGSS
Gate-Source Voltage
±25
V
ID@TC=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
7.0
A
ID@TC=100℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
3.4
A
IDM
Pulsed Drain Current
24
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
340
mJ
IAS
Avalanche Current
5.4
A
PD@TC=25℃
Power Dissipation
70
W
TJ, Tstg
Operating Junction and Storage Temperature Range
-55~+150
ºC
RthJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
1.79
ºC/W
RthJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
62.5
ºC/W


Số phần tương tự - AP7N30D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP7N100F APME-AP7N100F Datasheet
1Mb / 7P
1000V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N100P APME-AP7N100P Datasheet
1Mb / 7P
1000V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N100T APME-AP7N100T Datasheet
1Mb / 7P
1000V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N25D APME-AP7N25D Datasheet
1Mb / 7P
250V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP7N50D APME-AP7N50D Datasheet
1Mb / 7P
500V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AP7N30D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
300V N-Channel MOSFET
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
300V N-Channel MOSFET
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
300V N-CHANNEL MOSFET
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Supertex, Inc
LP1030D SUTEX-LP1030D Datasheet
467Kb / 3P
300V, Dual P-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5N30K HMSEMI-HM5N30K Datasheet
1Mb / 6P
300V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com