công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GT3-XP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện GT3-XP
Giải thích chi tiết về linh kiện  GT3-XP lenses for Cree XP-E/C series of LEDs
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

GT3-XP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Ledil, Inc.

  GT3-XP Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. GT3-XP Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. GT3-XP Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
LEDIL F’FORM OPTICS
© Ledil Oy – PRELIMINARY - Subject to change without prior notice
Ledil Oy
www.ledil.com
Tehdaskatu 13
email: ledil@ledil.com
FIN-24100 SALO, Finland
FAX: +358-2-733 8001
2010-02-17
MEASUREMENT DATA
Relative Intensity of C10892_GT3-XP-M
0 %
25 %
50 %
75 %
100 %
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com