công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP6H03LI bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP6H03LI
Giải thích chi tiết về linh kiện  30V NN-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP6H03LI bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP6H03LI Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP6H03LI Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP6H03LI Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP6H03LI Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP6H03LI Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP6H03LI Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP6H03LI Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
AP6H03LI
AP6H
30V N+N-Channel Enhancement Mode MOSFET
03LI RVE1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP6H03LI uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 2.5V. This
device is suitable for use as a Battery protection or
in other Switching application.
General Features
VDS = 30V ID =6.2A
RDS(ON) < 35mΩ @ VGS=10V (Type:27mΩ)
RDS(ON) < 38mΩ @ VGS=4.5V (Type:29mΩ)
Application
Battery protection
Load switch
Uninterruptible power supply
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP6H03LI
SOT23-6L
AP6H03LI
3000
Absolute Maximum Ratings (TC=25
℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
30
V
VGS
Gate-Source Voltage
±12
V
ID@TA=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 4.5V1
6.2
A
ID@TA=70℃
Continuous Drain Current, VGS @ 4.5V1
3.1
A
IDM
Pulsed Drain Current2
16
A
PD@TA=25℃
Total Power Dissipation3
1
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
RθJA
Thermal Resistance Junction-ambient 1
125
℃/W
RθJC
Thermal Resistance Junction-Case1
80
℃/W


Số phần tương tự - AP6H03LI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP6H04LI APME-AP6H04LI Datasheet
1Mb / 7P
40V NN-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP6H04S APME-AP6H04S Datasheet
678Kb / 7P
40V NN-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP6H06S APME-AP6H06S Datasheet
726Kb / 7P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - AP6H03LI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN3A01E6 ZETEX-ZXMN3A01E6 Datasheet
1Mb / 7P
30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN3A01F ZETEX-ZXMN3A01F Datasheet
1Mb / 7P
30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMN3024LSS DIODES-DMN3024LSS Datasheet
311Kb / 8P
30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTN3K14N3 CYSTEKEC-MTN3K14N3 Datasheet
625Kb / 7P
30V N-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW6H03S YFWDIODE-YFW6H03S Datasheet
1Mb / 5P
30V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW7H03DF YFWDIODE-YFW7H03DF Datasheet
1Mb / 5P
30V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW10H03DF YFWDIODE-YFW10H03DF Datasheet
1Mb / 5P
30V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW10H03S YFWDIODE-YFW10H03S Datasheet
1Mb / 5P
30V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW20H03NF YFWDIODE-YFW20H03NF Datasheet
1Mb / 5P
30V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW80H03GD YFWDIODE-YFW80H03GD Datasheet
2Mb / 5P
30V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com