công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD1085XX18 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD1085XX18
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD1085XX18 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - STMicroelectronics

Back Button LD1085XX18 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics LD1085XX18 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics LD1085XX18 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics LD1085XX18 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics LD1085XX18 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics LD1085XX18 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics LD1085XX18 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics LD1085XX18 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics LD1085XX18 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 28 page
background image
LD1085xx
Package mechanical data
23/28
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.7
0.93
0.028
0.037
B1
0.8
1.3
0.031
0.051
B2
1.14
1.7
0.045
0.067
C
0.45
0.60
0.018
0.024
C2
1.23
1.36
0.048
0.054
D
8.95
9.350.352
0.368
D1
8
0.315
E
10
10.4
0.394
0.409
E1
8.5
0.335
G4.88
5.28
0.192
0.208
L
15
15.85
0.591
0.624
L2
1.27
1.4
0.050
0.055
M2.4
3.2
0.094
0.126
R
0.4
0.016
V2
0°
8°0°
8°
D2PAK/A mechanical data
7106164/D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com