công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6910GTR bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6910GTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADJUSTABLE STEP DOWN CONTROLLER WITH SYNCHRONOUS RECTIFICATION
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6910GTR bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - STMicroelectronics

Back Button L6910GTR Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L6910GTR Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L6910GTR Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L6910GTR Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L6910GTR Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L6910GTR Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L6910GTR Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L6910GTR Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L6910GTR Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 26 page
background image
L6910G
24/26
Figure 32. SO-16 (Narrow) Mechanical Data & Package Dimensions
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.069
a1
0.1
0.25
0.004
0.009
a2
1.6
0.063
b
0.35
0.46
0.014
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.020
c1
45
°
(typ.)
D(1)
9.8
10
0.386
0.394
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
8.89
0.350
F(1)
3.8
4.0
0.150
0.157
G
4.60
5.30
0.181
0.208
L
0.4
1.27
0.150
0.050
M
0.62
0.024
S8
° (max.)
(1) "D" and "F" do not include mold flash or protrusions - Mold
flash or protrusions shall not exceed 0.15mm (.006inc.)
SO16 (Narrow)
0016020 D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com