| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8309CVMADFCA bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8309CVMADFCA bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - NXP Semiconductors |
|
57 / 81 page ![]() MPC8309 PowerQUICC II Pro Integrated Communications Processor Family Hardware Specifications, Rev. 3 Freescale Semiconductor 57 Package and Pin Listings LA22 A11 O OVDD - LA23 A10 O OVDD - LA24 C12 O OVDD - LA25 A12 O OVDD - LCLK0 E13 O OVDD - LCS_B0 D13 O OVDD 2 LCS_B1 C13 O OVDD 2 LCS_B2 A13 O OVDD 2 LCS_B3 B13 O OVDD 2 LWE_B0/LFWE_B0/LBS_B0 A14 O OVDD - LWE_B1/LBS_B1 B14 O OVDD - LBCTL A15 O OVDD - LGPL0/LFCLE C14 O OVDD - LGPL1/LFALE C15 O OVDD - LGPL2/LOE_B/LFRE_B B16 O OVDD 2 LGPL3/LFWP_B A16 O OVDD - LGPL4/LGTA_B/LUPWAIT/LFRB_B E14 IO OVDD 2 LGPL5 B17 O OVDD - LALE A17 O OVDD - DUART UART1_SOUT1 AB7 O OVDD - UART1_SIN1 AC6 I OVDD - UART1_SOUT2/UART1_RTS_B1 W10 O OVDD - UART1_SIN2/UART1_CTS_B1 Y9 I OVDD - I2C IIC_SDA1 A20 IO OVDD 1 IIC_SCL1 B20 IO OVDD 1 IIC_SDA2 /CKSTOP_OUT_B D19 IO OVDD 1 IIC_SCL2/CKSTOP_IN_B C20 IO OVDD 1 Interrupts IRQ_B0_MCP_IN_B A21 IO OVDD - IRQ_B1/MCP_OUT_B A22 IO OVDD - IRQ_B2/CKSTOP_IN_B E18 I OVDD - IRQ_B3/CKSTOP_OUT_B/INTA_B E19 IO OVDD - SPI SPIMOSI B19 IO OVDD - |