công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS8501-AX bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện PS8501-AX
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SPEED ANALOG OUTPUT TYPE 8-PIN DIP PHOTOCOUPLER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

PS8501-AX bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  PS8501-AX Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp PS8501-AX Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp PS8501-AX Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp PS8501-AX Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp PS8501-AX Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp PS8501-AX Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp PS8501-AX Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp PS8501-AX Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp PS8501-AX Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
PS8501, PS8501L1, PS8501L2, PS8501L3
R08DS0242EJ0100 Rev.1.00
Page 4 of 15
Sep 22, 2021
PHOTOCOUPLER CONSTRUCTION
Parameter
PS8501, PS8501L3
PS8501L1, PS8501L2
Air Distance (MIN.)
7 mm
8 mm
Creepage Distance (MIN.)
7 mm
8 mm
Isolation Distance (MIN.)
0.4 mm
0.4 mm
MARKING EXAMPLE
ORDERING INFORMATION
Part Number
Order Number
Solder Plating
Specification
Packing Style
Safety Standard
Approval
Application Part
Number*1
PS8501
PS8501-AX
Pb-Free
(Ni/Pd/Au)
Magazine case 50 pcs
Standard products
(UL, CSA, BSI,
SEMKO, NEMKO,
DEMKO, FIMKO
approved)
PS8501
PS8501L1
PS8501L1-AX
PS8501L1
PS8501L2
PS8501L2-AX
PS8501L2
PS8501L3
PS8501L3-AX
PS8501L3
PS8501L2-E3
PS8501L2-E3-AX
Embossed Tape 1 000 pcs/reel
PS8501L2
PS8501L3-E3
PS8501L3-E3-AX
PS8501L3
PS8501-V
PS8501-V-AX
Magazine case 50 pcs
UL, CSA, BSI,
SEMKO, NEMKO,
DEMKO, FIMKO,
DIN EN 60747-5-5
approved
PS8501
PS8501L1-V
PS8501L1-V-AX
PS8501L1
PS8501L2-V
PS8501L2-V-AX
PS8501L2
PS8501L3-V
PS8501L3-V-AX
PS8501L3
PS8501L2-V-E3
PS8501L2-V-E3-AX
Embossed Tape 1 000 pcs/reel
PS8501L2
PS8501L3-V-E3
PS8501L3-V-E3-AX
PS8501L3
Notes*: 1. For the application of the Safety Standard, following part number should be used.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com