công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP4N20MSI bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP4N20MSI
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP4N20MSI bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP4N20MSI Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4N20MSI Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4N20MSI Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4N20MSI Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4N20MSI Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4N20MSI Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4N20MSI Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
AP4N20MSI
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP4N20MSI RVE1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP4N20MSI uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 4.5V. This
device is suitable for use as a Battery protection
or in other Switching application.
General Features
VDS = 200V ID =4.2A
RDS(ON) < 580mΩ@ VGS=10V (Type:450mΩ)
Application
Automative lighting
Load switch
Uninterruptible power supply
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP4N20MSI
SOT223-3L
AP4N20MSI XXX YYYY
3000
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
200
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID@TC=25
℃
Drain Current, VGS @ 10V
4.2
A
ID@TC=100
℃
Drain Current, VGS @ 10V
2.8
A
IDM
Pulsed Drain Current1
10
A
PD@TC=25
℃
Total Power Dissipation
2
W
PD@TA=25
℃
Total Power Dissipation3
1.1
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
RθJA
Maximum Thermal Resistance, Junctionambient
85
℃/W
RθJC
Maximum Thermal Resistance, Junction-case
3.9
℃/W


Số phần tương tự - AP4N20MSI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP4N20MI APME-AP4N20MI Datasheet
1Mb / 7P
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AP4N20MSI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY18N20D HY-HY18N20D Datasheet
242Kb / 4P
200V / 18A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY18N20T HY-HY18N20T Datasheet
242Kb / 4P
200V / 18A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMN20B28KTC DIODES-ZXMN20B28KTC Datasheet
657Kb / 8P
200V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZVNL120G DIODES-ZVNL120G_15 Datasheet
567Kb / 6P
200V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
ZXMN20B28K DIODES-ZXMN20B28K_15 Datasheet
657Kb / 8P
200V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2N20MR HMSEMI-HM2N20MR Datasheet
928Kb / 6P
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMAK18N20 LEIDITECH-LMAK18N20 Datasheet
1Mb / 6P
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJU18N20 PANJIT-PJU18N20 Datasheet
1Mb / 8P
200V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
July 18,2017-REV.00
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FQD7N20LTM-TP TECHPUBLIC-FQD7N20LTM-TP Datasheet
2Mb / 5P
200V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
STD5N20LT4-TP TECHPUBLIC-STD5N20LT4-TP Datasheet
2Mb / 5P
200V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com