công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP4G06LI bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP4G06LI
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V NP-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS

AP4G06LI bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - A POWER MICROELECTRONICS

  AP4G06LI Datasheet HTML 1Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4G06LI Datasheet HTML 2Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4G06LI Datasheet HTML 3Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4G06LI Datasheet HTML 4Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4G06LI Datasheet HTML 5Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4G06LI Datasheet HTML 6Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4G06LI Datasheet HTML 7Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4G06LI Datasheet HTML 8Page - A POWER MICROELECTRONICS AP4G06LI Datasheet HTML 9Page - A POWER MICROELECTRONICS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
AP4G06LI
60V N+P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP4G06LI RVE1.0
永源微電子科技有限公司
Description
The AP4G06LI uses advanced trench technology
to provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with gate voltages as low as 4.5V. This
device is suitable for use as a Battery
protection or in other Switching application.
General Features
VDS = 60V ID =4.2A
RDS(ON) < 100mΩ @ VGS=10V(
Type:75mΩ)
VDS = -60V ID =-3.8A
RDS(ON) < 200mΩ @ VGS=-10V(
Type:165mΩ)
Application
Boost driver
Brushless motor
Package Marking and Ordering Information
Product ID
Pack
Marking
Qty(PCS)
AP4G06LI
SOT23-6L
AP4G06LI XXX YYYY
3000
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Units
N-Channel
P-Channel
VDS
Drain-Source Voltage
60
-60
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
±20
V
ID@TA=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
4.2
-3.8
A
ID@TA=70℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
3.1
-2.1
A
IDM
Pulsed Drain Current2
21
18.5
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy3
50
45.3
mJ
PD@TA=25℃
Total Power Dissipation4
42
36
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
-55 to 150
℃


Số phần tương tự - AP4G06LI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP4G06S APME-AP4G06S Datasheet
2Mb / 10P
60V NP-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AP4G06LI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
ZXMP6A17E6 DIODES-ZXMP6A17E6 Datasheet
671Kb / 8P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZXMP6A18K DIODES-ZXMP6A18K Datasheet
589Kb / 8P
60V P-channel enhancement mode MOSFET
MARCH 2006
logo
Cystech Electonics Corp...
MTP2311M3 CYSTEKEC-MTP2311M3 Datasheet
297Kb / 9P
60V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP6023LE DIODES-DMP6023LE_15 Datasheet
362Kb / 7P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
DMP6185SE DIODES-DMP6185SE_15 Datasheet
294Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
DMP6185SK3 DIODES-DMP6185SK3_15 Datasheet
323Kb / 6P
60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW10G06NF YFWDIODE-YFW10G06NF Datasheet
2Mb / 8P
60V NP-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW10G06S YFWDIODE-YFW10G06S Datasheet
2Mb / 8P
60V NP-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW8G06S YFWDIODE-YFW8G06S Datasheet
2Mb / 8P
60V NP-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW20G06GD YFWDIODE-YFW20G06GD Datasheet
2Mb / 8P
60V NP-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com