công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6201P482PR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6201P482PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulators
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P482PR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Torex Semiconductor

  XC6201P482PR Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 27 page
background image
4/27
XC6201 Series
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CIRCUIT
Output Voltage
VOUT(E) (*2)
VIN=2.3V
IOUT=10mA
1.274
1.300
1.326
V
②
Maximum Output Current
IOUTmax
VIN=2.3V
VOUT(E)≧1.17V
60
-
-
mA
②
Load Regulation
△
VOUT
VIN=2.3V
1mA≦IOUT≦30mA
-
10
30
mV
②
Dropout Voltage (*3)
Vdif1
IOUT=30mA
-
200
600
mV
②
Vdif2
IOUT=60mA
-
500
810
Supply Current
ISS
VIN=2.3V
-
2.0
5.0
μ
A
①
Line Regulation
△
VOUT
△
VIN・△VOUT
IOUT=10mA
2.3V≦VIN≦10.0V
-
0.2
0.3
%
/V
②
Input Voltage
VIN
1.8
-
10
V
-
Output Voltage
Temperature Characteristics
△
VOUT
IOUT=40mA
-40℃≦Topr≦85℃
-
±
100
-
ppm/℃
②
△
Topr・△VOUT
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CIRCUIT
Output Voltage
VOUT(E) (*2)
VIN=2.8V
IOUT=40mA
1.764
1.800
1.836
V
②
Maximum Output Current
IOUTmax
VIN=2.8V
VOUT(E)≧1.62V
80
-
-
mA
②
Load Regulation
△
VOUT
VIN=2.8V
1mA≦IOUT≦40mA
-
10
30
mV
②
Dropout Voltage (*3)
Vdif1
IOUT=40mA
-
200
370
mV
②
Vdif2
IOUT=80mA
-
450
710
Supply Current
ISS
VIN=2.8V
-
2.0
5.0
μ
A
①
Line Regulation
△
VOUT
△
VIN・△VOUT
IOUT=40mA
2.8V≦VIN≦10.0V
-
0.2
0.3
%/V
②
Input Voltage
VIN
1.8
-
10
V
-
Output Voltage
Temperature Characteristics
△
VOUT
△
Topr・△VOUT
IOUT=40mA
-40℃≦Topr≦85℃
-
±
100
-
ppm/℃
②
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CIRCUIT
Output Voltage
VOUT(E) (*2)
VIN=3.7V
IOUT=40mA
2.646
2.700
2.754
V
②
Maximum Output Current
IOUTmax
VIN=3.7V
VOUT(E)≧2.43V
100
-
-
mA
②
Load Regulation
△
VOUT
VIN=3.7V
1mA≦IOUT≦60mA
-
15
40
mV
②
Dropout Voltage (*3)
Vdif1
IOUT=60mA
-
200
370
mV
②
Vdif2
IOUT=120mA
-
450
710
Supply Current
ISS
VIN=3.7V
-
2.0
5.0
μ
A
①
Line Regulation
△
VOUT
△
VIN・△VOUT
IOUT=40mA
3.7V≦VIN≦10.0V
-
0.2
0.3
%
/V
②
Input Voltage
VIN
1.8
-
10
V
-
Output Voltage
Temperature Characteristics
△
VOUT
△
Topr・△VOUT
IOUT=40mA
-40℃≦Topr≦85℃
-
±
100
-
ppm/℃
②
■
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
XC6201P132
VOUT(T)=1.3V (*1)
Ta=25℃
XC6201P182
VOUT(T)=1.8V (*1)
Ta=25℃
XC6201P272
VOUT(T)=2.7V (*1)
Ta=25℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com