công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OSC93 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SIWARD Crystal Technology Co., Ltd.

tên linh kiện OSC93
Giải thích chi tiết về linh kiện  CRYSTAL OSCILLATOR
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIWARD [SIWARD Crystal Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.siward.com/en
Logo SIWARD - SIWARD Crystal Technology Co., Ltd.

OSC93 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SIWARD Crystal Technology Co., Ltd.

  OSC93 Datasheet HTML 1Page - SIWARD Crystal Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CRYSTAL OSCILLATOR
OSC93
Model
OSC93
Frequency range
0.5∼133.0MHz
Storage temperature range
-55 ~ +125℃
Operating temperature range
-40∼+85℃
-40 ∼ +105℃
-40 ∼ +125℃
Frequency stability
±
25ppm/±50ppm
Power supply voltage
1.8V DC±10%
2.5V DC±10%
3.3V DC±10%
Current consumption
2.5mA max@∼20M
5mA max@∼20M
6mA max@∼20M
3mA max@∼40M
6mA max@∼40M
7mA max@∼40M
5mA max@∼60M
8mA max@∼60M
9mA max@∼60M
10mA max@∼125M
16mA max@∼125M
18mA max@∼133M
Output level
C-MOS
Output load
15pF
Output Voltage level
VOL: 10%Vcc max. / VOH: 90%Vcc min.
Rise & Fall time
7ns max.@10%Vcc ∼ 90%Vcc
Duty cycle
45∼55%@50%Vcc
Start-up time
5ms max.
Phase Jitter
1ps max.@12KHz to 20MHz
Applications
•
Multimedia / ADSL / WLAN
•
PCI-E, Wearable Devices
Features
•
Ultra thin / Dimensions (2.5×2.0×0.8)
•
Wide range operating temperature (-40 ∼ 125℃ )
•
Low power consumption
Specifications
Outline and Dimensions [unit:mm]
Package quantity: 3,000pcs max./Reel.
Land Pattern(REFERENCE)
Terminal
3
#
#
4
#
2
#
1
Connection
CE
GND
OUTPUT
+Vdd
#1:NC or H →Output Enable
#1:L→Output Disable (Hi-Z)
2.5±0.1
0.95 0.78
0.9
0.95
0.9
0.4
C0.3
MARKING
#4
#1
#2
#3
Terminal
Connection
#1
CE
#2
GND
#3
Output
#4
+Vdd
Tri-state Function
Tri-state pin
Output
High or Floating
Active
Low
Hi-Impedance


Số phần tương tự - OSC93

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
France Joint
OSC95X115X13 FRANCEJOINT-OSC95X115X13 Datasheet
410Kb / 5P
INVERTED SHAFT SEALS
OSC95X120X13 FRANCEJOINT-OSC95X120X13 Datasheet
410Kb / 5P
INVERTED SHAFT SEALS
logo
SIWARD Crystal Technolo...
OSC95_HCSL SIWARD-OSC95_HCSL Datasheet
250Kb / 1P
CRYSTAL OSCILLATOR
OSC95_LVDS SIWARD-OSC95_LVDS Datasheet
252Kb / 1P
CRYSTAL OSCILLATOR
OSC95_LVPECL SIWARD-OSC95_LVPECL Datasheet
250Kb / 1P
CRYSTAL OSCILLATOR
More results

Mô tả tương tự - OSC93

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Epson ToYoCom
TG-2832CB EPSONTOYOCOM-TG-2832CB Datasheet
477Kb / 1P
Crystal oscillator
logo
ECM Electronics Limited...
GBS303 ECM-GBS303 Datasheet
111Kb / 1P
Crystal Oscillator
logo
Epson ToYoCom
EG-2002CA EPSONTOYOCOM-EG-2002CA Datasheet
325Kb / 2P
CRYSTAL OSCILLATOR
SG-771PCD EPSONTOYOCOM-SG-771PCD Datasheet
366Kb / 2P
CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Vectron International, ...
PX-2600-ACA-BA VECTRON-PX-2600-ACA-BA Datasheet
265Kb / 4P
Crystal Oscillator
PX-7000-DAC-D VECTRON-PX-7000-DAC-D Datasheet
449Kb / 6P
Crystal Oscillator
PX-571 VECTRON-PX-571 Datasheet
1Mb / 8P
Crystal Oscillator
logo
NIHON DEMPA KOGYO
7311S-DF-104P NDK-7311S-DF-104P Datasheet
469Kb / 2P
Crystal Oscillator
logo
Epson ToYoCom
SG-3031CM EPSONTOYOCOM-SG-3031CM Datasheet
503Kb / 2P
Crystal Oscillator
VG5032EDN EPSONTOYOCOM-VG5032EDN Datasheet
553Kb / 2P
Crystal Oscillator
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com