công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện PROF2BTS70041EPPDBTOBO1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Customer evaluation kit description
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG PROF2BTS70041EPPDBTOBO1 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 26 page
background image
Table 1
Available daughterboards
Name
Picture
TSDSO-14:
1-channel
TSDSO-14:
2-channel
TSDSO-14:
4-channel
TSDSO-24:
1-channel
PROFET™ +2 12V
(2-channel)
YES
YES
NO
NO
PROFET™ +2 12V
(4-channel)
NO
NO
YES
NO
PROFET™ +2 12V
14/24 pin
YES
NO
NO
YES
Table 2
Recommended MB depending on DB
Naming
Motherboard V2.0
Motherboard V3.0
Picture
PROFET™ +2 12V
(1-channel and 2-channel)
YES
YES
PROFET™ +2 12V (4-channel)
YES
YES
PROFET™ +2 12V 14/24 pin
YES
YES
Customer evaluation kit description
PROFET™
1 Evaluation kit overview [MB & DB]
Application note
3
Rev. 1.00
2021-05-19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com