| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74AVC1T45 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74AVC1T45 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Diodes Incorporated |
|
12 / 17 page ![]() 74AVC1T45 Package Outline Dimensions (All dimensions in mm.) Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version. SOT363 SOT363 Dim Min Max Typ A1 0.00 0.10 0.05 A2 0.90 1.00 0.95 b 0.10 0.30 0.25 c 0.10 0.22 0.11 D 1.80 2.20 2.15 E 2.00 2.20 2.10 E1 1.15 1.35 1.30 e 0.650 BSC F 0.40 0.45 0.425 L 0.25 0.40 0.30 a 0 ° 8 ° -- All Dimensions in mm Suggested Pad Layout Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version. SOT363 Dimensions Value (in mm) C 0.650 G 1.300 X 0.420 Y 0.600 Y1 2.500 e D L E1 b E F A2 A1 c a Y1 G Y X C 74AVC1T45 Document number: DS38131 Rev. 2 – 2 12 of 17 www.diodes.com November 2018 © Diodes Incorporated |