công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS861 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TS861
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rail-to-rail micropower BiCMOS comparators
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS861 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button TS861_V01 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TS861_V01 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TS861_V01 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS861_V01 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS861_V01 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TS861_V01 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TS861_V01 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics TS861_V01 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics TS861_V01 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
TS861, TS862, TS864
Electrical characteristics
Doc ID 6422 Rev 3
9/19
Figure 13.
VOL vs. ISINK and temperature
at VCC =5 V
Figure 14.
VOH vs. ISOURCE and temperature
at VCC =5 V
Figure 15.
Propagation delay TPLH vs. VICM
with VOVD = 100 mV
Figure 16.
Propagation delay TPHL vs. VICM
with VOVD =100 mV
Figure 17.
Propagation delay TPLH vs. VICM
with VOVD =10mV
Figure 18.
Propagation delay TPHL vs. VICM
with VOVD =10mV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com