công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIH102 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Potens Semiconductor Corp.

tên linh kiện PIH102
Giải thích chi tiết về linh kiện  InSb Hall Element
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POTENS [Potens Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://potens-semi.com/en/
Logo POTENS - Potens Semiconductor Corp.

PIH102 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Potens Semiconductor Corp.

  PIH102 Datasheet HTML 1Page - Potens Semiconductor Corp. PIH102 Datasheet HTML 2Page - Potens Semiconductor Corp. PIH102 Datasheet HTML 3Page - Potens Semiconductor Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Potens semiconductor corp.
Ver.1.01
3
PIH102
InSb Hall Element
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
-50
0
50
100
150
B = 50mT
I
C=5mA
V
C=1V
Fig.1 Rin-Ta
Magnetic Flux Density, B (mT)
Fig.2 VH-B
Ambient Temperature, Ta (°C)
Fig.3 VH-Ta
Input Current/Voltage, IC/VC
Fig.4 VH-IC , VH-VC
Ambient Temperature, Ta (°C)
Input Current/Voltage, IC/VC
Fig.5 VOS-IC , VOS-VC



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com