công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP014413 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện MP014413
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hexagon Socket Head Screw
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

MP014413 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Multicomp Pro

  MP014413 Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro MP014413 Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro MP014413 Datasheet HTML 3Page - Multicomp Pro MP014413 Datasheet HTML 4Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Page <3>
V1.0
11/10/24
Hexagon Socket Head Screw
Newark.com/multicomp-pro
Farnell.com/multicomp-pro
sg.element14.com/b/multicomp-pro
Description
M
DK
K
S
Part Number
Hexagon Socket Head Screw, PEEK
M8 × 20
13
7.82
6.08
MP014171
M8 × 30
13
7.82
6.08
MP014172
M8 × 35
13
7.82
6.08
MP014173
M8 × 40
13
7.82
6.08
MP014174
M8 × 45
13
7.82
6.08
MP014175
M8 × 65
13
7.82
6.08
MP014176
Hexagon Socket Head Screw, PVDF
M3 × 6
5.5
2.93
2.55
MP014385
M3 × 8
5.5
2.93
2.55
MP014386
M3 × 10
5.5
2.93
2.55
MP014387
M3 × 12
5.5
2.93
2.55
MP014388
M3 × 16
5.5
2.93
2.55
MP014389
M3 × 20
5.5
2.93
2.55
MP014390
M3 × 25
5.5
2.93
2.55
MP014391
M4 × 6
7
3.91
3.05
MP014392
M4 × 8
7
3.91
3.05
MP014393
M4 × 10
7
3.91
3.05
MP014394
M4 × 12
7
3.91
3.05
MP014395
M4 × 16
7
3.91
3.05
MP014396
M4 × 20
7
3.91
3.05
MP014397
M4 × 25
7
3.91
3.05
MP014398
M4 × 30
7
3.91
3.05
MP014399
M5 × 6
8.5
4.91
4.06
MP014400
M5 × 8
8.5
4.91
4.06
MP014401
M5 × 10
8.5
4.91
4.06
MP014402
M5 × 12
8.5
4.91
4.06
MP014403
M5 × 16
8.5
4.91
4.06
MP014404
M5 × 20
8.5
4.91
4.06
MP014405
M5 × 25
8.5
4.91
4.06
MP014406
M5 × 30
8.5
4.91
4.06
MP014407
M5 × 35
8.5
4.91
4.06
MP014408
M5 × 40
8.5
4.91
4.06
MP014409
M6 × 6
10
5.85
5.08
MP014410
M6 × 8
10
5.85
5.08
MP014411
M6 × 10
10
5.85
5.08
MP014412
M6 × 12
10
5.85
5.08
MP014413
M6 × 16
10
5.85
5.08
MP014414
M6 × 20
10
5.85
5.08
MP014415
M6 × 25
10
5.85
5.08
MP014416



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com