công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP014411 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện MP014411
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hexagon Socket Head Screw
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

MP014411 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Multicomp Pro

  MP014411 Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro MP014411 Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro MP014411 Datasheet HTML 3Page - Multicomp Pro MP014411 Datasheet HTML 4Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Page <2>
V1.0
11/10/24
Hexagon Socket Head Screw
Newark.com/multicomp-pro
Farnell.com/multicomp-pro
sg.element14.com/b/multicomp-pro
Description
M
DK
K
S
Part Number
Hexagon Socket Head Screw, PEEK
M3 × 6
5.5
2.93
2.55
MP014133
M3 × 8
5.5
2.93
2.55
MP014134
M3 × 10
5.5
2.93
2.55
MP014135
M3 × 12
5.5
2.93
2.55
MP014136
M3 × 16
5.5
2.93
2.55
MP014137
M3 × 20
5.5
2.93
2.55
MP014138
M3 × 25
5.5
2.93
2.55
MP014139
M4 × 6
7
3.91
3.05
MP014140
M4 × 8
7
3.91
3.05
MP014141
M4 × 10
7
3.91
3.05
MP014142
M4 × 12
7
3.91
3.05
MP014143
M4 × 16
7
3.91
3.05
MP014144
M4 × 20
7
3.91
3.05
MP014145
M4 × 25
7
3.91
3.05
MP014146
M4 × 30
7
3.91
3.05
MP014147
M5 × 8
8.5
4.91
4.06
MP014148
M5 × 10
8.5
4.91
4.06
MP014149
M5 × 12
8.5
4.91
4.06
MP014150
M5 × 16
8.5
4.91
4.06
MP014151
M5 × 20
8.5
4.91
4.06
MP014152
M5 × 25
8.5
4.91
4.06
MP014153
M5 × 30
8.5
4.91
4.06
MP014154
M5 × 35
8.5
4.91
4.06
MP014155
M6 × 8
10
5.85
5.08
MP014156
M6 × 10
10
5.85
5.08
MP014157
M6 × 12
10
5.85
5.08
MP014158
M6 × 16
10
5.85
5.08
MP014159
M6 × 20
10
5.85
5.08
MP014160
M6 × 25
10
5.85
5.08
MP014161
M6 × 30
10
5.85
5.08
MP014162
M6 × 35
10
5.85
5.08
MP014163
M6 × 40
10
5.85
5.08
MP014164
M6 × 45
10
5.85
5.08
MP014165
M6 × 60
10
5.85
5.08
MP014166
M6 × 65
10
5.85
5.08
MP014167
M8 × 10
13
7.82
6.08
MP014168
M8 × 12
13
7.82
6.08
MP014169
M8 × 16
13
7.82
6.08
MP014170
Part Number Table



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com