| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM393D bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM393D bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 15 page ![]() Typical applications LM193, LM293, LM393 6/15 4 Typical applications Figure 7. Basic comparator Figure 8. Driving TTL V CC =5V 15k Ω VO +V (ref) -V (ref) 1/2 LM193 5V 10k W +V (ref) -V (ref) & & 1/2 LM193 Figure 9. Low frequency op-amp Figure 10. Driving CMOS 5V 15k W eo 0.5 mF 100k W e I 1k W A = 100 V ~ 2N 2222 (e = 0V for e = 0V) I o 1/2 LM193 5V 100k W +V (ref) -V (ref) & 1/2 LM193 Figure 11. Low frequency op-amp Figure 12. Transducer amplifier 5V 15k W e o 0.5 mF 100k W e I 1k W A = 100 V ~ 1/2 LM193 5V 10k W eo 20M W 3k W Magnetic pick-up 10k W 1/2 LM193 |