công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PAMR25 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Carlo Gavazzi Holding AG

tên linh kiện PAMR25
Giải thích chi tiết về linh kiện  Panel Actuators and Indicators Type PA2 Contact Block
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CARLOGAVAZZI [Carlo Gavazzi Holding AG]
Trang chủ  https://gavazziautomation.com/
Logo CARLOGAVAZZI - Carlo Gavazzi Holding AG

PAMR25 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Carlo Gavazzi Holding AG

  PAMR25 Datasheet HTML 1Page - Carlo Gavazzi Holding AG PAMR25 Datasheet HTML 2Page - Carlo Gavazzi Holding AG PAMR25 Datasheet HTML 3Page - Carlo Gavazzi Holding AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
To install it, the only tool needed is a screwdriver. The same used to wiring the contact block can be used to fix the push-button.
The operator will be inserted into the panel.
The holder will be secured at the back by two screws or nut.
The contact block is snapped on.
3
Specifications are subject to change without notice. Pictures are just an example. For special features and/or custumization, please ask to our sales network. 122011
Holder type “M”
Code
PB MB M
Material
Zn + PBT
Holders
Holder type “P”
Code
PB MB P
Material
PBT
Holder type “N”
Code
PB MB N
Material
PC
30/1.18”
20/0.79”
27/1.06”
20/0.79”
29/1.14”
23/0.91”
It come easy to get a complete product. Just to choose the operator, the holder, the lamp element and the contact block
(up to 3).
Assembling and Mounting
Operator
Holder
Contact block
Bezel Push Button
with PA2



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com